| データシートサーチシステム |
|
TC510 データシート(PDF) 22 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC510 データシート(HTML) 22 Page - Microchip Technology |
|
22 / 28 page ![]() TC500/A/510/514 DS21428B-page 22 © 2002 Microchip Technology Inc. 10.3 Packaging Dimensions (Continued) 8 ° MAX. PIN 1 .299 (7.59) .291 (7.40) .413 (10.49) .398 (10.10) .019 (0.48) .014 (0.36) .012 (0.30) .004 (0.10) .104 (2.64) .097 (2.46) .013 (0.33) .009 (0.23) .050 (1.27) .016 (0.40) .419 (10.65) .398 (10.10) .050 (1.27) TYP. 16-Pin SOIC (Wide) Dimensions: inches (mm) 1.195 (30.35) 1.155 (29.34) .280 (7.11) .240 (6.10) .040 (1.02) .015 (0.38) .045 (1.14) .030 (0.76) .200 (5.08) .140 (3.56) .023 (0.58) .015 (0.38) .110 (2.79) .090 (2.29) .070 (1.78) .045 (1.14) PIN 1 .150 (3.81) .115 (2.92) .015 (0.38) .008 (0.20) 3 ˚ MIN. .400 (10.16) .310 (7.87) .310 (7.87) .290 (7.37) 24-Pin PDIP (Narrow) Dimensions: inches (mm) |