| データシートサーチシステム |
|
TC651 データシート(PDF) 10 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC651 データシート(HTML) 10 Page - Microchip Technology |
|
10 / 14 page ![]() TC650/TC651 DS21450B-page 10 © 2002 Microchip Technology Inc. 6.3 Package Dimensions 8-Pin MSOP .122 (3.10) .114 (2.90) .122 (3.10) .114 (2.90) .043 (1.10) MAX. .006 (0.15) .002 (0.05) .016 (0.40) .010 (0.25) .197 (5.00) .189 (4.80) .008 (0.20) .005 (0.13) .028 (0.70) .016 (0.40) 6 ° MAX. .026 (0.65) TYP. PIN 1 Dimensions: inches (mm) .050 (1.27) TYP. 8 ° MAX. PIN 1 .244 (6.20) .228 (5.79) .157 (3.99) .150 (3.81) .197 (5.00) .189 (4.80) .020 (0.51) .013 (0.33) .010 (0.25) .004 (0.10) .069 (1.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .007 (0.18) .050 (1.27) .016 (0.40) . 8-Pin SOIC Dimensions: inches (mm) |