| データシートサーチシステム |
|
TC7106 データシート(PDF) 22 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC7106 データシート(HTML) 22 Page - Microchip Technology |
|
22 / 26 page ![]() TC7106/A/TC7107/A DS21455B-page 22 © 2002 Microchip Technology Inc. 11.3 Package Dimensions Dimensions: inches (mm) 2.065 (52.45) 2.027 (51.49) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) .070 (1.78) .045 (1.14) .022 (0.56) .015 (0.38) .110 (2.79) .090 (2.29) .555 (14.10) .530 (13.46) .610 (15.49) .590 (14.99) .015 (0.38) .008 (0.20) .700 (17.78) .610 (15.50) .040 (1.02) .020 (0.51) 40-Pin PDIP (Wide) PIN 1 3 ° MIN. Dimensions: inches (mm) .015 (0.38) .008 (0.20) .620 (15.75) .590 (15.00) .700 (17.78) .620 (15.75) .540 (13.72) .510 (12.95) 2.070 (52.58) 2.030 (51.56) .210 (5.33) .170 (4.32) .020 (0.51) .016 (0.41) .110 (2.79) .090 (2.29) .065 (1.65) .045 (1.14) .200 (5.08) .125 (3.18) .098 (2.49) MAX. .030 (0.76) MIN. .060 (1.52) .020 (0.51) .150 (3.81) MIN. 40-Pin CERDIP (Wide) PIN 1 3 ° MIN. |