| データシートサーチシステム |
|
TC7129CPL データシート(PDF) 20 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC7129CPL データシート(HTML) 20 Page - Microchip Technology |
|
20 / 24 page ![]() TC7129 DS21459B-page 20 © 2002 Microchip Technology Inc. 5.3 Package Dimensions (Continued) Dimensions: inches (mm) .557 (14.15) .537 (13.65) .398 (10.10) .390 (9.90) .031 (0.80) TYP. .018 (0.45) .012 (0.30) .398 (10.10) .390 (9.90) .010 (0.25) TYP. .096 (2.45) MAX. .557 (14.15) .537 (13.65) .083 (2.10) .075 (1.90) .041 (1.03) .026 (0.65) 7 ° MAX. .009 (0.23) .005 (0.13) 44-Pin PQFP PIN 1 |