| データシートサーチシステム |
|
SSL21081_JP データシート(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SSL21081_JP データシート(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors |
|
6 / 21 page ![]() SSL21081/SSL21083 All information provided in this document is subject to legal disclaimers. © NXP B.V. 2013. All rights reserved. 製品デー タ シ ー ト Rev. 1 — 2013 年 6 月 5 日 6 of 21 NXP Semiconductors SSL21081/SSL21083 コンパ ク ト非調光 LED 照明用 ド ラ イバ 8. 機能説明 8.1 コンバー タ 動作 SSL21081/SSL21083 のコ ンバー タ は BCM (電流臨界モー ド ) の ピー ク 電流制御シ ス テ ムです。 基本的なア プ リ ケーシ ョ ン図を図 3 に、 波形を図 4 に示 し ます。 この タ イ プの コ ンバー タ は連続お よび不連続モ ー ド の間の境界で動作 し 、電力はス イ ッ チがオ ン にな る 期間ご と に イ ン ダ ク タ L に蓄え られます。 内部 MOSFET スイ ッ チがオ ンのと き、 イ ン ダ クタ 電流 I L はゼ ロ に な り ま す。 そ の後、 L で の電流の振幅は VIN ~ VOUT およ び内部 MOSFET がオ ン に な っ て い る時間に比例 し ま す。 内部 MOSFET スイ ッ チがオ フにな っ て も電流は還流ダ イ オー ド 及び出力 コ ン デンサを流れ続け、 V OUT の値に比例 し た レ ー ト に落ち ます。 LED 電流 ILED はピー ク ス イ ッ チ電流の半分にほぼ等 し く 、 イ ンダ ク タ電流 IL がゼロ にな る と す ぐ に新 し いサイ ク ルが始ま り ます。 8.2 バレ ー検出 一次ス イ ッ チがオ ン に なる と 新 し いサイ クルが始ま り ます (図 4)。 時間 t1 の後、 ピー ク 電流が SOURCE ピンで検出 される と、ス イ ッ チはオ フ にな り 2 次側ス ト ロー ク が開始 し ます (3)。 2 次側ス ト ロー ク が完了 し 、 t3 で コ イル電流がゼロにな る と 、 ド レ イ ン電圧は VIN - VOUT レベルでオシ レーシ ョ ン を開始 し ます。 こ の振幅は VOUT に等 し く な り ます。 SSL2108X 回路にはバ レ ー検出 と い う 特別な機能が統合 さ れて い て、 ス イ ッ チの ド レ イ ンの電圧が最低値に な る と 、 DRAIN ピ ン に内蔵 さ れた専用回路が こ れを検出 し ます。 そ し て次のサ イ クルが始ま り ます。 こ の結果、 容量性ス イ ッ チ ン グ損失が軽減 さ れます。 オ シ レーシ ョ ンの周波数 と 電圧ス イ ン グの両方が検出の指定範囲 (f ring と ∆Vvrec(min) )内に あ る と き、 バレーが検出 さ れ、 受け入れら れます。 有効なバレ ーが検出 さ れない場合、 最 長オ フ 時間 (t off(high))に な る ま で 2 次側のス ト ロ ー ク が継続 さ れ、 そ し て 次のサ イ ク ル が始ま り ます。 図 3. 基本ア プ リ ケーシ ョ ン図 - SSL21081/SSL21083 001aan693 5 Rinrush 8 42 NTC 6, 7 GND SOURCE NTC Rsense L DVDT DRAIN Vsec LEDs 1 3 HV VCC IC |