| データシートサーチシステム |
|
TC7126IPL データシート(PDF) 19 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC7126IPL データシート(HTML) 19 Page - Microchip Technology |
|
19 / 22 page ![]() © 2002 Microchip Technology Inc. DS21458B-page 19 TC7126/A 9.3 Package Dimensions (Continued) Dimensions: inches (mm) .557 (14.15) .537 (13.65) .398 (10.10) .390 (9.90) .031 (0.80) TYP. .018 (0.45) .012 (0.30) .398 (10.10) .390 (9.90) .010 (0.25) TYP. .096 (2.45) MAX. .557 (14.15) .537 (13.65) .083 (2.10) .075 (1.90) .041 (1.03) .026 (0.65) 7 ° MAX. .009 (0.23) .005 (0.13) 44-Pin PQFP PIN 1 |