データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC7660CPA データシート(PDF) 10 Page - Microchip Technology

部品番号 TC7660CPA
部品情報  CHARGE PUMP DC-TO-DC VOLTAGE CONVERTER
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICROCHIP [Microchip Technology]
ホームページ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TC7660CPA データシート(HTML) 10 Page - Microchip Technology

Back Button TC7660CPA Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology TC7660CPA Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology TC7660CPA Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology TC7660CPA Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology TC7660CPA Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology TC7660CPA Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology TC7660CPA Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology TC7660CPA Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology TC7660CPA Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
10
TC7660
CHARGE PUMP DC-TO-DC
VOLTAGE CONVERTER
© 2001 Microchip Technology Inc.
DS21465A
TC7660-7 9/30/96
PACKAGE DIMENSIONS
Dimensions: inches (mm)
.400 (10.16)
.370 (9.40)
.300 (7.62)
.230 (5.84)
.065 (1.65)
.045 (1.14)
.055 (1.40) MAX.
.020 (0.51) MIN.
PIN 1
.200 (5.08)
.160 (4.06)
.200 (5.08)
.125 (3.18)
.110 (2.79)
.090 (2.29)
.020 (0.51)
.016 (0.41)
.040 (1.02)
.020 (0.51)
.320 (8.13)
.290 (7.37)
.150 (3.81)
MIN.
3
° MIN.
.015 (0.38)
.008 (0.20)
.400 (10.16)
.320 (8.13)
8-Pin Plastic DIP
8-Pin CerDIP
3
° MIN.
PIN 1
.260 (6.60)
.240 (6.10)
.045 (1.14)
.030 (0.76)
.070 (1.78)
.040 (1.02)
.400 (10.16)
.348 (8.84)
.200 (5.08)
.140 (3.56)
.150 (3.81)
.115 (2.92)
.110 (2.79)
.090 (2.29)
.022 (0.56)
.015 (0.38)
.040 (1.02)
.020 (0.51)
.015 (0.38)
.008 (0.20)
.310 (7.87)
.290 (7.37)
.400 (10.16)
.310 (7.87)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12