| データシートサーチシステム |
|
TC901 データシート(PDF) 5 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC901 データシート(HTML) 5 Page - Microchip Technology |
|
5 / 6 page ![]() 5 TC901 Dual Auto-Zeroed Operational Amplifiers TC901- 7 9/5/96 © 2001 Microchip Technology Inc. DS21480A Dimensions: inches (mm) .050 (1.27) TYP. 8 ° MAX. .244 (6.20) .228 (5.79) .157 (3.99) .150 (3.81) .197 (5.00) .189 (4.80) .020 (0.51) .013 (0.33) .010 (0.25) .004 (0.10) .069 (1.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .007 (0.18) .050 (1.27) .016 (0.40) PACKAGE DIMENSIONS 3 ° MIN. PIN 1 .260 (6.60) .240 (6.10) .045 (1.14) .030 (0.76) .070 (1.78) .040 (1.02) .400 (10.16) .348 (8.84) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) .110 (2.79) .090 (2.29) .022 (0.56) .015 (0.38) .040 (1.02) .020 (0.51) .015 (0.38) .008 (0.20) .310 (7.87) .290 (7.37) .400 (10.16) .310 (7.87) 8-Pin SOIC Narrow 8-Pin Plastic Dip |