| データシートサーチシステム |
|
TC911B データシート(PDF) 6 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC911B データシート(HTML) 6 Page - Microchip Technology |
|
6 / 7 page ![]() 6 TC911A TC911/B © 2001 Microchip Technology Inc. DS21481A Monolithic Auto-Zeroed Operational Amplifers Dimensions: inches (mm) 3 ° MIN. PIN 1 .260 (6.60) .240 (6.10) .045 (1.14) .030 (0.76) .070 (1.78) .040 (1.02) .400 (10.16) .348 (8.84) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) .110 (2.79) .090 (2.29) .022 (0.56) .015 (0.38) .040 (1.02) .020 (0.51) .015 (0.38) .008 (0.20) .310 (7.87) .290 (7.37) .400 (10.16) .310 (7.87) PACKAGE DIMENSIONS .050 (1.27) TYP. 8 ° MAX. PIN 1 .244 (6.20) .228 (5.79) .157 (3.99) .150 (3.81) .197 (5.00) .189 (4.80) .020 (0.51) .013 (0.33) .010 (0.25) .004 (0.10) .069 (1.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .007 (0.18) .050 (1.27) .016 (0.40) 8-Pin SOIC (Narrow) |