データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC911 データシート(PDF) 6 Page - Microchip Technology

部品番号 TC911
部品情報  Monolithic Auto-Zeroed Operational Amplifers
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICROCHIP [Microchip Technology]
ホームページ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TC911 データシート(HTML) 6 Page - Microchip Technology

  TC911 Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology TC911 Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology TC911 Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology TC911 Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology TC911 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology TC911 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology TC911 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
6
TC911A
TC911/B
© 2001 Microchip Technology Inc.
DS21481A
Monolithic Auto-Zeroed Operational Amplifers
Dimensions: inches (mm)
3
° MIN.
PIN 1
.260 (6.60)
.240 (6.10)
.045 (1.14)
.030 (0.76)
.070 (1.78)
.040 (1.02)
.400 (10.16)
.348 (8.84)
.200 (5.08)
.140 (3.56)
.150 (3.81)
.115 (2.92)
.110 (2.79)
.090 (2.29)
.022 (0.56)
.015 (0.38)
.040 (1.02)
.020 (0.51)
.015 (0.38)
.008 (0.20)
.310 (7.87)
.290 (7.37)
.400 (10.16)
.310 (7.87)
PACKAGE DIMENSIONS
.050 (1.27) TYP.
8
° MAX.
PIN 1
.244 (6.20)
.228 (5.79)
.157 (3.99)
.150 (3.81)
.197 (5.00)
.189 (4.80)
.020 (0.51)
.013 (0.33)
.010 (0.25)
.004 (0.10)
.069 (1.75)
.053 (1.35)
.010 (0.25)
.007 (0.18)
.050 (1.27)
.016 (0.40)
8-Pin SOIC (Narrow)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7