| データシートサーチシステム |
|
LM3280TL/NOPB データシート(PDF) 24 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM3280TL/NOPB データシート(HTML) 24 Page - Texas Instruments |
|
24 / 27 page ![]() TAPE AND REEL INFORMATION *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant LM3280TL-275/NOPB DSBGA YZR 16 250 178.0 8.4 2.69 2.69 0.76 4.0 8.0 Q1 LM3280TL/NOPB DSBGA YZR 16 250 178.0 8.4 2.69 2.69 0.76 4.0 8.0 Q1 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 2-Sep-2015 Pack Materials-Page 1 |