データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI7224DN データシート(PDF) 5 Page - Vishay Telefunken

部品番号 SI7224DN
部品情報  Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TFUNK [Vishay Telefunken]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SI7224DN データシート(HTML) 5 Page - Vishay Telefunken

  SI7224DN Datasheet HTML 1Page - Vishay Telefunken SI7224DN Datasheet HTML 2Page - Vishay Telefunken SI7224DN Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SI7224DN Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SI7224DN Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SI7224DN Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SI7224DN Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SI7224DN Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SI7224DN Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
Document Number: 69500
S-81549-Rev. B, 07-Jul-08
www.vishay.com
5
Vishay Siliconix
Si7224DN
New Product
CHANNEL 1 TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
TJ = 150 °C
10
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
1
TJ = 25 °C
100
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
TJ - Temperature (°C)
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0246
8
10
125 °C
25 °C
ID = 6.5 A
0
5
10
15
20
25
30
Time (s)
10
1000
0.1
0.01
0.001
100
1
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
1
0.1
1
10
100
0.01
10
1 ms
0.1
TA = 25 °C
Single Pulse
10 ms
DC
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS
minimum VGS at which RDS(on) is specified
100 µs
BVDSS Limited
100
100 ms
1 s
10 s
Limited by RDS(on)*



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com