| データシートサーチシステム |
|
ML2282CCP データシート(PDF) 10 Page - Micro Linear Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ML2282CCP データシート(HTML) 10 Page - Micro Linear Corporation |
|
10 / 26 page ![]() ML2281, ML2282, ML2284, ML2288 10 1 0.75 0.5 0.25 0 VREF (VDC) 02 3 5 4 1 VCC = 5V fCLK = 1.333MHz 125 C –55 C 25 C Figure 4. Linearity Error vs VREF Voltage 1 0.75 0.5 0.25 0 VREF (VDC) 02 3 5 4 1 VCC = 5V VIN = 0V fCLK = 1.333MHz TA = 25 C Figure 5. Unadjusted Offset Error vs VREF Voltage |