| データシートサーチシステム |
|
ML6461CS データシート(PDF) 29 Page - Micro Linear Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ML6461CS データシート(HTML) 29 Page - Micro Linear Corporation |
|
29 / 30 page ![]() ML6461 29 Figure 22. Typical Application Schematic ML6461 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 R525 75 Ω C520 220µF R524 75 Ω C519 220µF R523 75 Ω C518 220µF FB301 FERRITE BEAD C302 0.1µF C030 47µF RCA J302 CVOUT S VIDEO R521 470k C304 1µF VCC NC NC Y0—Y7 CLK SCL SDA VCC AVCC1 AGND1 PRESET0 PRESET1 FIELD PHERR DVCC1 DGND1 VSYNC HSYNC YCRCB7 YCRCB6 YCRCB5 DVCC2 COUT YOUT CVOUT AVCC2 AGND2 SDATA SCLK YCRCB0 YCRCB1 YCRCB2 YCRCB3 YCRCB4 CLK DGND2 U301 D1 1N4148 |