データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SIHFD024 データシート(PDF) 4 Page - Vishay Telefunken

部品番号 SIHFD024
部品情報  Power MOSFET
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TFUNK [Vishay Telefunken]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SIHFD024 データシート(HTML) 4 Page - Vishay Telefunken

  SIHFD024 Datasheet HTML 1Page - Vishay Telefunken SIHFD024 Datasheet HTML 2Page - Vishay Telefunken SIHFD024 Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SIHFD024 Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SIHFD024 Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SIHFD024 Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SIHFD024 Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SIHFD024 Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SIHFD024 Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
www.vishay.com
Document Number: 91126
4
S10-2466-Rev. C, 25-Oct-10
IRFD024, SiHFD024
Vishay Siliconix
Fig. 5 - Typical Capacitance vs. Drain-to-Source Voltage
Fig. 6 - Typical Gate Charge vs. Gate-to-Source Voltage
Fig. 7 - Typical Source-Drain Diode Forward Voltage
Fig. 8 - Maximum Safe Operating Area
TA = 25 °C
TJ = 175 °C
SINGLE PULSE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com