| データシートサーチシステム |
|
AM29F016D-150SC データシート(PDF) 12 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM29F016D-150SC データシート(HTML) 12 Page - Advanced Micro Devices |
|
12 / 45 page ![]() Am29F016D 11 Table 2. Sector Address Table Note: All sectors are 64 Kbytes in size. Sector A20 A19 A18 A17 A16 Address Range SA0 0 0 0 0 0 000000h-00FFFFh SA1 0 0 0 0 1 010000h-01FFFFh SA2 0 0 0 1 0 020000h-02FFFFh SA3 0 0 0 1 1 030000h-03FFFFh SA4 0 0 1 0 0 040000h-04FFFFh SA5 0 0 1 0 1 050000h-05FFFFh SA6 0 0 1 1 0 060000h-06FFFFh SA7 0 0 1 1 1 070000h-07FFFFh SA8 0 1 0 0 0 080000h-08FFFFh SA9 0 1 0 0 1 090000h-09FFFFh SA10 0 1 0 1 0 0A0000h-0AFFFFh SA11 0 1 0 1 1 0B0000h-0BFFFFh SA12 0 1 1 0 0 0C0000h-0CFFFFh SA13 0 1 1 0 1 0D0000h-0DFFFFh SA14 0 1 1 1 0 0E0000h-0EFFFFh SA15 0 1 1 1 1 0F0000h-0FFFFFh SA16 1 0 0 0 0 100000h-10FFFFh SA17 1 0 0 0 1 110000h-11FFFFh SA18 1 0 0 1 0 120000h-12FFFFh SA19 1 0 0 1 1 130000h-13FFFFh SA20 1 0 1 0 0 140000h-14FFFFh SA21 1 0 1 0 1 150000h-15FFFFh SA22 1 0 1 1 0 160000h-16FFFFh SA23 1 0 1 1 1 170000h-17FFFFh SA24 1 1 0 0 0 180000h-18FFFFh SA25 1 1 0 0 1 190000h-19FFFFh SA26 1 1 0 1 0 1A0000h-1AFFFFh SA27 1 1 0 1 1 1B0000h-1BFFFFh SA28 1 1 1 0 0 1C0000h-1CFFFFh SA29 1 1 1 0 1 1D0000h-1DFFFFh SA30 1 1 1 1 0 1E0000h-1EFFFFh SA31 1 1 1 1 1 1F0000h-1FFFFFh |