データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MPC8260ACVR データシート(PDF) 21 Page - Motorola, Inc

部品番号 MPC8260ACVR
部品情報  MPC826xA (HiP4) Family Hardware Specifications
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MPC8260ACVR データシート(HTML) 21 Page - Motorola, Inc

Back Button MPC8260ACVR Datasheet HTML 17Page - Motorola, Inc MPC8260ACVR Datasheet HTML 18Page - Motorola, Inc MPC8260ACVR Datasheet HTML 19Page - Motorola, Inc MPC8260ACVR Datasheet HTML 20Page - Motorola, Inc MPC8260ACVR Datasheet HTML 21Page - Motorola, Inc MPC8260ACVR Datasheet HTML 22Page - Motorola, Inc MPC8260ACVR Datasheet HTML 23Page - Motorola, Inc MPC8260ACVR Datasheet HTML 24Page - Motorola, Inc MPC8260ACVR Datasheet HTML 25Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 48 page
background image
MOTOROLA
MPC826xA (HiP4) Family Hardware Specifications
21
Clock Configuration Modes
Table 13. Clock Configuration Modes1
MODCK_H–MODCK[1–3]
Input Clock
Frequency2,3
CPM Multiplication
Factor2
CPM
Frequency2
Core Multiplication
Factor2
Core
Frequency2
0001_000
33 MHz
2
66 MHz
4
133 MHz
0001_001
33 MHz
2
66 MHz
5
166 MHz
0001_010
33 MHz
2
66 MHz
6
200 MHz
0001_011
33 MHz
2
66 MHz
7
233 MHz
0001_100
33 MHz
2
66 MHz
8
266 MHz
0001_101
33 MHz
3
100 MHz
4
133 MHz
0001_110
33 MHz
3
100 MHz
5
166 MHz
0001_111
33 MHz
3
100 MHz
6
200 MHz
0010_000
33 MHz
3
100 MHz
7
233 MHz
0010_001
33 MHz
3
100 MHz
8
266 MHz
0010_010
33 MHz
4
133 MHz
4
133 MHz
0010_011
33 MHz
4
133 MHz
5
166 MHz
0010_100
33 MHz
4
133 MHz
6
200 MHz
0010_101
33 MHz
4
133 MHz
7
233 MHz
0010_110
33 MHz
4
133 MHz
8
266 MHz
0010_111
33 MHz
5
166 MHz
4
133 MHz
0011_000
33 MHz
5
166 MHz
5
166 MHz
0011_001
33 MHz
5
166 MHz
6
200 MHz
0011_010
33 MHz
5
166 MHz
7
233 MHz
0011_011
33 MHz
5
166 MHz
8
266 MHz
0011_100
33 MHz
6
200 MHz
4
133 MHz
0011_101
33 MHz
6
200 MHz
5
166 MHz
0011_110
33 MHz
6
200 MHz
6
200 MHz
0011_111
33 MHz
6
200 MHz
7
233 MHz
0100_000
33 MHz
6
200 MHz
8
266 MHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48