| データシートサーチシステム |
|
Z86C9620VSC データシート(PDF) 41 Page - Zilog, Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Z86C9620VSC データシート(HTML) 41 Page - Zilog, Inc. |
|
41 / 46 page ![]() 41 Z86C61/62/96 Z8® MICROCONTROLLER INSTRUCTION SUMMARY (Continued) Address Instruction Mode Opcode Flags Affected and Operation dst src Byte (Hex) C Z S V D H ADC dst, src † 1[ ] TT TT 0 T dst ←dst +src + C ADD dst, src † 0[ ] TT TT 0 T dst ←dst +src AND dst, src † 5[ ] - TT 0- - dst ←dst AND src CALL dst DA D6 - - - - - - SP ←SP – 2 IRR D4 @SP ←PC, PC ←dst CCF EF T -- -- - C ←NOT C CLR dst R B0 - -- -- - dst ←0IR B1 COM dst R 60 - TT 0- - dst ←NOT dst IR 61 CP dst, src † A[ ] TT TT -- dst – src DA dst R 40 TT T X- - dst ←DA dst IR 41 DEC dst R 00 - TT T -- dst ←dst – 1 IR 01 DECW dst RR 80 - TT T -- dst ←dst – 1 IR 81 DI 8F -- -- -- IMR(7) ←0 DJNZr, dst RA rA - - - - - - r ←r – 1 r = 0 - F if r ≠ 0 PC ←PC +dst Range: +127, –128 EI 9F -- -- -- IMR(7) ←1 HALT 7F -- -- -- Address Instruction Mode Opcode Flags Affected and Operation dst src Byte (Hex) C Z S V D H INC dst r rE - TT T -- dst ←dst + 1 r = 0 – F R20 IR 21 INCW dst RR A0 - TT T -- dst ←dst + 1 IR A1 IRET BF TT TT TT FLAGS ←@SP; SP ←SP +1 PC ←@SP; SP ←SP + 2; IMR(7) ←1 JP cc, dst DA cD - - - - - - if cc is true c = 0 – F PC ←dst IRR 30 JR cc, dst RA cB - - - - - - if cc is true, c = 0 – F PC ←PC +dst Range: +127, –128 LD dst, src r Im rC - - - - - - dst ←src r R r8 Rr r9 r = 0 – F rX C7 Xr D7 rIr E3 Ir r F3 RR E4 RIR E5 RIM E6 IR IM E7 IR R F5 LDC dst, src r Irr C2 - - - - - - LDCI dst, src Ir Irr C3 - - - - - - dst ←src r ←r +1; rr ←rr +1 |