| データシートサーチシステム |
|
TL062CPWRG4 データシート(PDF) 31 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TL062CPWRG4 データシート(HTML) 31 Page - Texas Instruments |
|
31 / 52 page ![]() Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant TL064IDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 TL064IDRG4 SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 TL064INSR SO NS 14 2000 330.0 16.4 8.2 10.5 2.5 12.0 16.0 Q1 TL064IPWR TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm) TL061ACDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL061CDR SOIC D 8 2500 367.0 367.0 35.0 TL061CDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL061CPSR SO PS 8 2000 367.0 367.0 38.0 TL061IDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL061IDR SOIC D 8 2500 367.0 367.0 35.0 TL062ACDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL062ACPSR SO PS 8 2000 367.0 367.0 38.0 TL062BCDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL062CDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL062CDR SOIC D 8 2500 367.0 367.0 35.0 TL062CPWR TSSOP PW 8 2000 367.0 367.0 35.0 TL062IDR SOIC D 8 2500 367.0 367.0 35.0 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 24-Jan-2015 Pack Materials-Page 2 |