| データシートサーチシステム |
|
CPT112S データシート(PDF) 28 Page - Silicon Laboratories |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CPT112S データシート(HTML) 28 Page - Silicon Laboratories |
|
28 / 35 page ![]() 6. QFN20 Package Specifications 6.1 QFN20 Package Dimensions Figure 6.1. QFN20 Package Drawing Table 6.1. QFN20 Package Dimensions Dimension Min Typ Max A 0.50 0.55 0.60 A1 0.00 — 0.05 b 0.20 0.25 0.30 b1 0.275 0.325 0.375 D 3.00 BSC D2 1.6 1.70 1.80 e 0.50 BSC e1 0.513 BSC E 3.00 BSC E2 1.60 1.70 1.80 L 0.35 0.40 0.45 CPT112S Data Sheet QFN20 Package Specifications silabs.com | Smart. Connected. Energy-friendly. Preliminary Rev. 0.1 | 27 |