| データシートサーチシステム |
|
LMV331M5/NOPB データシート(PDF) 27 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LMV331M5/NOPB データシート(HTML) 27 Page - Texas Instruments |
|
27 / 38 page ![]() TAPE AND REEL INFORMATION *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant LMV331M5 SOT-23 DBV 5 1000 178.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 LMV331M5/NOPB SOT-23 DBV 5 1000 178.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 LMV331M5X SOT-23 DBV 5 3000 178.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 LMV331M5X/NOPB SOT-23 DBV 5 3000 178.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 LMV331M7 SC70 DCK 5 1000 178.0 8.4 2.25 2.45 1.2 4.0 8.0 Q3 LMV331M7/NOPB SC70 DCK 5 1000 178.0 8.4 2.25 2.45 1.2 4.0 8.0 Q3 LMV331M7X SC70 DCK 5 3000 178.0 8.4 2.25 2.45 1.2 4.0 8.0 Q3 LMV331M7X/NOPB SC70 DCK 5 3000 178.0 8.4 2.25 2.45 1.2 4.0 8.0 Q3 LMV339MTX TSSOP PW 14 2500 330.0 12.4 6.95 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LMV339MTX/NOPB TSSOP PW 14 2500 330.0 12.4 6.95 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LMV339MX/NOPB SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.35 2.3 8.0 16.0 Q1 LMV393MM VSSOP DGK 8 1000 178.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LMV393MM/NOPB VSSOP DGK 8 1000 178.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LMV393MMX VSSOP DGK 8 3500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LMV393MMX/NOPB VSSOP DGK 8 3500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LMV393MX SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.5 5.4 2.0 8.0 12.0 Q1 LMV393MX/NOPB SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.5 5.4 2.0 8.0 12.0 Q1 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 6-Nov-2015 Pack Materials-Page 1 |