| データシートサーチシステム |
|
LDK320M33R データシート(PDF) 20 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LDK320M33R データシート(HTML) 20 Page - STMicroelectronics |
|
20 / 25 page ![]() Package information LDK320 20/25 DocID028460 Rev 1 Table 10: SOT-89 mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 1.40 1.60 B 0.44 0.56 B1 0.36 0.48 C 0.35 0.44 C1 0.35 0.44 D 4.40 4.60 D1 1.62 1.83 D3 0.90 E 2.29 2.60 e 1.42 1.57 e1 2.92 3.07 H 3.94 4.25 H1 2.70 3.10 K 1° 8° L 0.89 120 R 0.25 β 90° |