| データシートサーチシステム |
|
RPC56EL60L5BOSR データシート(PDF) 37 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RPC56EL60L5BOSR データシート(HTML) 37 Page - STMicroelectronics |
|
37 / 137 page ![]() DocID026934 Rev 1 37/137 RPC56EL60L5 Package pinouts and signal descriptions 136 32 D[8] SIUL GPIO[56] GPIO[56] DSPI_1 CS2 — eTimer_1 ETC[4] ETC[4] DSPI_0 CS5 — FlexPWM_0 — FAULT[3] 33 D[5] SIUL GPIO[53] GPIO[53] DSPI_0 CS3 — FlexPWM_0 — FAULT[2] 34 D[6] SIUL GPIO[54] GPIO[54] DSPI_0 CS2 — FlexPWM_0 X[3] X[3] FlexPWM_0 — FAULT[1] 35 VSS_LV_PLL0_PLL1 — 36 VDD_LV_PLL0_PLL1 — 37 D[7] SIUL GPIO[55] GPIO[55] DSPI_1 CS3 — DSPI_0 CS4 — SWG analog output — 38 FCCU_F[0] FCCU F[0] F[0] 39 VDD_LV_COR — 40 VSS_LV_COR — 41 C[1] SIUL — GPIO[33] ADC_0 — AN[2] 42 E[4] SIUL — GPIO[68] ADC_0 — AN[7] 43 B[7] SIUL — GPIO[23] LINFlexD_0 — RXD ADC_0 — AN[0] 44 E[5] SIUL — GPIO[69] ADC_0 — AN[8] 45 C[2] SIUL — GPIO[34] ADC_0 — AN[3] 46 E[6] SIUL — GPIO[70] ADC_0 — AN[4] Table 3. LQFP144 pin function summary (continued) Pin # Port/function Peripheral Output function Input function |