| データシートサーチシステム |
|
L78L12ABUTR データシート(PDF) 33 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L78L12ABUTR データシート(HTML) 33 Page - STMicroelectronics |
|
33 / 46 page ![]() DocID2145 Rev 25 33/46 L78L Package information 46 Table 24. TO-92 Ammopack tape and reel mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A1 4.80 T 3.80 T1 1.60 T2 2.30 d 0.45 0.47 0.48 P0 12.50 12.70 12.90 P2 5.65 6.35 7.05 F1, F2 2.40 2.50 2.94 F3 4.98 5.08 5.48 delta H -2.00 2.00 W 17.50 18.00 19.00 W0 5.56.006.5 W1 8.50 9.00 9.25 W2 0.50 H 18.50 21 H3 0.5 1 2 H0 15.50 16.00 18.8 H1 25.0 27.0 D0 3.80 4.00 4.20 t 0.90 L 11.00 l1 3.00 delta P -1.00 1.00 |