| データシートサーチシステム |
|
78L33A データシート(PDF) 41 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
78L33A データシート(HTML) 41 Page - STMicroelectronics |
|
41 / 46 page ![]() DocID2145 Rev 25 41/46 L78L Package information 46 7.7 SOT-89 packing information Figure 26. SOT-89 carrier tape outline Table 27. SOT-89 carrier tape dimensions Dim. mm. Values Tolerance Ao 4.91 ± 0.10 Bo 4.52 ± 0.10 Ko 1.90 ± 0.10 F 5.50 ± 0.10 E 1.75 ± 0.10 W12 ± 0.30 P2 2 ± 0.10 Po 4 ± 0.10 P1 8 ± 0.10 T 0.30 ± 0.10 D ø 1.55 ± 0.05 D1 ø 1.60 ± 0.10 |