| データシートサーチシステム |
|
LED1642GW データシート(PDF) 39 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LED1642GW データシート(HTML) 39 Page - STMicroelectronics |
|
39 / 42 page ![]() DocID024395 Rev 6 39/42 LED1642GW Package information 42 11.5 TSSOP24 and TSSOP24 exposed pad packing information Figure 31. TSSOP24 and TSSOP24 exposed pad tape and reel outline Table 17. TSSOP24 and TSSOP24 exposed pad tape and reel mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A - 330 C 12.8 - 13.2 D 20.2 - N 60 - T - 22.4 Ao 6.8 - 7 Bo 8.2 - 8.4 Ko 1.7 - 1.9 Po 3.9 - 4.1 P 11.9 - 12.1 |