| データシートサーチシステム |
|
ST2100 データシート(PDF) 27 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST2100 データシート(HTML) 27 Page - STMicroelectronics |
|
27 / 39 page ![]() K4 MFIO68 CLCD_D4 MII_RXD_2 J1 MFIO69 CLCD_D5 MII_RXD_1 J3 MFIO70 CLCD_D6 MII_RXD_0 H1 MFIO71 CLCD_D7 MII_RXCLK J4 MFIO72 CLCD_D8 AS_GPIO16 MII_MDIO G1 MFIO73 CLCD_D9 AS_GPIO17 MII_MDC J2 MFIO74 CLCD_D10 AS_GPIO18 MII_CRS G2 MFIO75 CLCD_D11 AS_GPIO19 MII_COL G3 MFIO76 CLCD_D12 AS_GPIO20 CAN1_RX F3 MFIO77 CLCD_D13 AS_GPIO21 CAN1_TX H2 MFIO78 CLCD_D14 AS_GPIO22 CAN2_RX F1 MFIO79 CLCD_D15 AS_GPIO23 CAN2_TX H4 MFIO80 CLCD_D16 UART1_CTS F2 MFIO81 CLCD_D17 UART1_RTS H3 MFIO82 I2C_SCL CLCD_D18 UART1_RXD E1 MFIO83 I2C_SDA CLCD_D19 UART1_TXD D3 MFIO84 SPI_SSP_SS CLCD_D20 UART2_CTS E2 MFIO85 SPI_SSP_SCLK CLCD_D21 UART2_RTS E3 MFIO86 SPI_SSP_MISO CLCD_D22 UART2_RXD D2 MFIO87 SPI_SSP_MOSI CLCD_D23 UART2_TXD AA10 MFIO88 CAN1_RX ETM_PIPESTATB_2 Y10 MFIO89 CAN1_TX ETM_PIPESTATB_1 AA11 MFIO90 CAN2_RX ETM_PIPESTATB_0 Table 16. MFIO pin descriptions (continued) Ball no. Signal name Muxing selection 01 2 3 4 5 |