| データシートサーチシステム |
|
STM32F746IE データシート(PDF) 88 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F746IE データシート(HTML) 88 Page - STMicroelectronics |
|
88 / 227 page ![]() Port K PK0 - -- - - -- - - - - - -- LCD_G5 EVEN TOUT PK1 - -- - - -- - - - - - -- LCD_G6 EVEN TOUT PK2 - -- - - -- - - - - - -- LCD_G7 EVEN TOUT PK3 - -- - - -- - - - - - -- LCD_B4 EVEN TOUT PK4 - -- - - -- - - - - - -- LCD_B5 EVEN TOUT PK5 - -- - - -- - - - - - -- LCD_B6 EVEN TOUT PK6 - -- - - -- - - - - - -- LCD_B7 EVEN TOUT PK7 - -- - - -- - - - - - -- LCD_DE EVEN TOUT Table 12. STM32F745xx and STM32F746xx alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10/ 11/LPTIM 1/CEC I2C1/2/3/ 4/CEC SPI1/2/3/ 4/5/6 SPI3/ SAI1 SPI2/3/U SART1/2/ 3/UART5/ SPDIFRX SAI2/US ART6/UA RT4/5/7/8 /SPDIFR X CAN1/2/T IM12/13/ 14/QUAD SPI/LCD SAI2/QU ADSPI/O TG2_HS/ OTG1_FS ETH/ OTG1_FS FMC/SD MMC1/O TG2_FS DCMI LCD SYS |