データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STM32F746ZG データシート(PDF) 199 Page - STMicroelectronics

部品番号 STM32F746ZG
部品情報  Up to 168 I/O ports with interrupt capability
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F746ZG データシート(HTML) 199 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F746ZG Datasheet HTML 195Page - STMicroelectronics STM32F746ZG Datasheet HTML 196Page - STMicroelectronics STM32F746ZG Datasheet HTML 197Page - STMicroelectronics STM32F746ZG Datasheet HTML 198Page - STMicroelectronics STM32F746ZG Datasheet HTML 199Page - STMicroelectronics STM32F746ZG Datasheet HTML 200Page - STMicroelectronics STM32F746ZG Datasheet HTML 201Page - STMicroelectronics STM32F746ZG Datasheet HTML 202Page - STMicroelectronics STM32F746ZG Datasheet HTML 203Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 199 / 227 page
background image
DocID027590 Rev 4
199/227
STM32F745xx STM32F746xx
Package information
226
6.2
TFBGA100, 8 x 8 x 0.8 mm thin fine-pitch ball grid array
package information
Figure 82. TFBGA100, 8 × 8 × 0.8 mm thin fine-pitch ball grid array
package outline
1. Drawing is not to scale.
Table 113. TFBGA100, 8 x 8 × 0.8 mm thin fine-pitch ball grid array
package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
-
-
1.100
-
-
0.0433
A1
0.150
-
-
0.0059
-
-
A2
-
0.760
-
-
0.0299
-
b
0.350
0.400
0.450
0.0138
0.0157
0.0177



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com