データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STM32F746ZG データシート(PDF) 202 Page - STMicroelectronics

部品番号 STM32F746ZG
部品情報  Up to 168 I/O ports with interrupt capability
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F746ZG データシート(HTML) 202 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F746ZG Datasheet HTML 198Page - STMicroelectronics STM32F746ZG Datasheet HTML 199Page - STMicroelectronics STM32F746ZG Datasheet HTML 200Page - STMicroelectronics STM32F746ZG Datasheet HTML 201Page - STMicroelectronics STM32F746ZG Datasheet HTML 202Page - STMicroelectronics STM32F746ZG Datasheet HTML 203Page - STMicroelectronics STM32F746ZG Datasheet HTML 204Page - STMicroelectronics STM32F746ZG Datasheet HTML 205Page - STMicroelectronics STM32F746ZG Datasheet HTML 206Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 202 / 227 page
background image
Package information
STM32F745xx STM32F746xx
202/227
DocID027590 Rev 4
6.3
WLCSP143, 4.539x 5.849 mm, 0.4 mm pitch wafer level chip
scale package information
Figure 85. WLCSP143, 4.539x 5.849 mm, 0.4 mm pitch wafer level chip scale
package outline
1. Drawing is not to scale.
Table 115. WLCSP143, 4.539x 5.849 mm, 0.4 mm pitch wafer level chip scale
package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
0.525
0.555
0.585
0.0207
0.0219
0.0230
A1
-
0.175
-
-
0.0069
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com