| データシートサーチシステム |
|
STM32F756VG データシート(PDF) 94 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F756VG データシート(HTML) 94 Page - STMicroelectronics |
|
94 / 228 page ![]() Memory mapping STM32F756xx 94/228 DocID027589 Rev 4 0x4000 8000- 0x4000 FFFF Reserved APB1 0x4000 7C00 - 0x4000 7FFF UART8 0x4000 7800 - 0x4000 7BFF UART7 0x4000 7400 - 0x4000 77FF DAC 0x4000 7000 - 0x4000 73FF PWR 0x4000 6C00 - 0x4000 6FFF HDMI-CEC 0x4000 6800 - 0x4000 6BFF CAN2 0x4000 6400 - 0x4000 67FF CAN1 0x4000 6000 - 0x4000 63FF I2C4 0x4000 5C00 - 0x4000 5FFF I2C3 0x4000 5800 - 0x4000 5BFF I2C2 0x4000 5400 - 0x4000 57FF I2C1 0x4000 5000 - 0x4000 53FF UART5 0x4000 4C00 - 0x4000 4FFF UART4 0x4000 4800 - 0x4000 4BFF USART3 0x4000 4400 - 0x4000 47FF USART2 0x4000 4000 - 0x4000 43FF SPDIFRX 0x4000 3C00 - 0x4000 3FFF SPI3 / I2S3 0x4000 3800 - 0x4000 3BFF SPI2 / I2S2 0x4000 3400 - 0x4000 37FF Reserved 0x4000 3000 - 0x4000 33FF IWDG 0x4000 2C00 - 0x4000 2FFF WWDG 0x4000 2800 - 0x4000 2BFF RTC & BKP Registers 0x4000 2400 - 0x4000 27FF LPTIM1 0x4000 2000 - 0x4000 23FF TIM14 0x4000 1C00 - 0x4000 1FFF TIM13 0x4000 1800 - 0x4000 1BFF TIM12 0x4000 1400 - 0x4000 17FF TIM7 0x4000 1000 - 0x4000 13FF TIM6 0x4000 0C00 - 0x4000 0FFF TIM5 0x4000 0800 - 0x4000 0BFF TIM4 0x4000 0400 - 0x4000 07FF TIM3 0x4000 0000 - 0x4000 03FF TIM2 Table 13. STM32F756xx register boundary addresses (continued) Bus Boundary address Peripheral |