| データシートサーチシステム |
|
STBP110FVDJ6F データシート(PDF) 34 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STBP110FVDJ6F データシート(HTML) 34 Page - STMicroelectronics |
|
34 / 40 page ![]() Tape and reel information STBP110 34/40 Doc ID 018687 Rev 3 10 Tape and reel information Figure 35. Tape and reel Table 7. Carrier tape dimensions Tape size W D E P0 P2 F 8 8.00 +0.30 / -0.10 1.50 +0.10 / -0.0 1.75 ± 0.1 4.00 ± 0.10 2.00 ± 0.10 3.50 ± 0.05 Table 8. Further tape and reel information Package code W A0B0K0P1 T Bulk qty. Reel diameter 2 x 2 mm TDFN 8-lead 8 2.30 ± 0.05 2.30 ± 0.05 1.00 ± 0.05 4.00 ± 0.10 0.250 ± 0.05 3000 7 |