データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DSA-DP20 データシート(PDF) 3 Page - XP Power Limited

部品番号 DSA-DP20
部品情報  20 A Redundancy Module
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  XPPOWER [XP Power Limited]
ホームページ  http://www.xppower.com
Logo XPPOWER - XP Power Limited

DSA-DP20 データシート(HTML) 3 Page - XP Power Limited

  DSA-DP20 Datasheet HTML 1Page - XP Power Limited DSA-DP20 Datasheet HTML 2Page - XP Power Limited DSA-DP20 Datasheet HTML 3Page - XP Power Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
DSA-DP20 Series
www.xppower.com
AC-DC Power Supplies
12-Feb-15
-20
AMBIENT TEMPERATURE (°C)
0
10
20
30
40
50
60
70
20
40
60
80
100
Derating Curves
1+1 Redundancy
Application Notes
N+1 Redundancy
Block Diagram
RELA
ALARM 2
ALARM 1
Y
2
RELAY
1
DC2
DC2
DC1
DC1
Vout+
-Vin/Vout
Vin 2+
Vin 1+
PSU
PSU
Load
Vout
.
DSA-DP20
VinA
VinB
PSU
PSU
PSU
PSU
PSU
PSU
Load
.. .. .. .. .. .. .. .. ..
VinA
VinB
VinA
VinB
VinA
VinB
Vout
Vout
Vout
P
DSA-DP20
DSA-DP20
DSA-DP20



Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com