| データシートサーチシステム |
|
STM32F446RE データシート(PDF) 86 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F446RE データシート(HTML) 86 Page - STMicroelectronics |
|
86 / 201 page ![]() Electrical characteristics STM32F446xC/E 86/201 DocID027107 Rev 5 Table 26. Typical and maximum current consumption in Sleep mode(1) Symbol Parameter Conditions fHCLK (MHz) Typ Max Unit TA = 25 °C TA = 25 °C TA = 25 °C IDD Supply current in Sleep mode all peripherals enabled External clock, PLL ON, Flash on 180 51.2 59.00 77.25 102.00 mA 168(2) 46.8 53.94 66.48 79.40 150 42.2 49.26 60.84 73.41 144(2) 38.6 45.37 55.47 66.96 120 29.3 35.70 42.49 51.46 90 22.8 29.17 34.78 43.12 60 16.3 22.41 27.12 34.83 30 10.1 16.03 19.72 26.86 25 9.0 14.92 18.41 25.38 HSI, PLL off, Flash on 16 6.5 13.10 15.1 22.3 8 5.2 12.31 13.5 20.4 4 4.5 11.63 12.5 19.3 2 4.1 11.23 12.0 18.8 |