| データシートサーチシステム |
|
TSX562AIYST データシート(PDF) 24 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TSX562AIYST データシート(HTML) 24 Page - STMicroelectronics |
|
24 / 28 page ![]() Package information TSX56x, TSX56xA 24/28 DocID023274 Rev 4 Table 11. QFN16 3x3 package mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.50 0.65 0.020 0.026 A1 0 0.05 0 0.002 b 0.18 0.25 0.30 0.007 0.010 0.012 D3.00 0.118 E3.00 0.118 e 0.50 0.020 L 0.30 0.50 0.012 0.020 aaa 0.15 0.006 bbb 0.10 0.004 ccc 0.10 0.004 ddd 0.05 0.002 eee 0.08 0.003 |