データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CAS300M17BM2 データシート(PDF) 5 Page - Cree, Inc

部品番号 CAS300M17BM2
部品情報  Half-Bridge Module
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CREE [Cree, Inc]
ホームページ  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

CAS300M17BM2 データシート(HTML) 5 Page - Cree, Inc

  CAS300M17BM2 Datasheet HTML 1Page - Cree, Inc CAS300M17BM2 Datasheet HTML 2Page - Cree, Inc CAS300M17BM2 Datasheet HTML 3Page - Cree, Inc CAS300M17BM2 Datasheet HTML 4Page - Cree, Inc CAS300M17BM2 Datasheet HTML 5Page - Cree, Inc CAS300M17BM2 Datasheet HTML 6Page - Cree, Inc CAS300M17BM2 Datasheet HTML 7Page - Cree, Inc CAS300M17BM2 Datasheet HTML 8Page - Cree, Inc CAS300M17BM2 Datasheet HTML 9Page - Cree, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
5
CAS300M17BM2,Rev. -
-5
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200
Gate Charge, QG (nC)
Conditions:
IDS =300A
IGS = 100 mA
VDS = 900 V
TJ = 25 °C
Typical Performance
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
Drain-Source Voltage VDS (V)
Conditions:
TJ = 25 °C
tp = 200 µs
Conditions:
TJ = 25°C
tp = 200 µs
VGS = 10 V
VGS = 5 V
VGS = 20 V
VGS = 15 V
VGS = 0 V
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
Drain-Source Voltage VDS (V)
Conditions:
TJ = 25 °C
tp = 200 µs
Conditions:
TJ = 150°C
tp = 200 µs
VGS = 10 V
VGS = 5 V
VGS = 20 V
VGS = 15 V
VGS = 0 V
Figure14.3rdQuadrantCharacteristicat150˚C
0.01
0.1
1
10
100
0
50
100
150
200
Drain-Source Voltage, VDS (V)
Ciss
Coss
Conditions:
TJ = 25 °C
VAC = 25 mV
f = 200 kHz
Crss
Figure13.3rdQuadrantCharacteristicat25˚C
0.01
0.1
1
10
100
0
200
400
600
800
1000
Drain-Source Voltage, VDS (V)
Ciss
Coss
Conditions:
TJ = 25 °C
VAC = 25 mV
f = 200 kHz
Crss
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
0
200
400
600
800
1000
1200
Drain to Source Voltage, VDS (V)
Figure18.OutputCapacitorStoredEnergy
Figure15.GateChargeCharacteristics
Figure16.Capacitancesvs.Drain-Source
Voltage(0-200V)
Figure17.Capacitancesvs.Drain-Source
Voltage(0-1kV)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com