データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

EC103D1 データシート(PDF) 5 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

部品番号 EC103D1
部品情報  Very sensitive gate thyristor intended to be interfaced directly to low power gate trigger circuits, with very low drive current capability
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

EC103D1 データシート(HTML) 5 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  EC103D1 Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. EC103D1 Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. EC103D1 Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. EC103D1 Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. EC103D1 Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. EC103D1 Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. EC103D1 Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. EC103D1 Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
EC103D1
8.
Characteristics
Table 5:
Characteristics
Tj =25 °C unless otherwise specified.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Static characteristics
IGT
gate trigger current
VD = 12 V; IT = 0.1 A; gate open
circuit
-3
12
µA
IL
latching current
VD = 12 V; IGT = 0.5 mA; RGK =1kΩ
-2
6
mA
IH
holding current
-
2
5
mA
VT
on-state voltage
IT = 1.0 A
-
1.2
1.35
V
VGT
gate trigger voltage
IT = 10 mA; gate open circuit
VD = 12 V
-
0.5
0.8
V
VD =VDRM (max); Tj = 125 °C
0.2
0.3
-
V
ID
off-state current
VD =VDRM (max); VR =VRRM (max);
Tj = 125 °C; RGK =1kΩ
-
50
100
µA
IR
reverse current
-
50
100
µA
Dynamic characteristics
dVD/dt
rate of rise of off-state
voltage
VD = 0.67 VDRM(max);Tcase = 125 °C;
exponential waveform; RGK =1kΩ
-25
-
V/
µs
tgt
gate controlled turn-on
time
ITM = 2.0 A; VD =VDRM(max);
IG = 10 mA; dIG/dt = 0.1 A /µs
-2
-
µs
tq
commutated turn-off time
VD = 0.67 VDRM(max); Tj = 125 °C;
ITM = 1.6 A; VR =35V;
dITM/dt=30A /µs; dVD/dt=2V/µs;
RGK =1kΩ
-
100
-
µs
www.kersemi.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com