| データシートサーチシステム |
|
SPP07N60C3 データシート(PDF) 13 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPP07N60C3 データシート(HTML) 13 Page - Infineon Technologies AG |
|
13 / 14 page ![]() 2004-04-07 Rev. 2.1 Page 13 SPP07N60C3, SPB07N60C3 SPI07N60C3, SPA07N60C3 P-TO-262-3-1 (I2-PAK) B A 0.25 M Typical 2.54 3 x 0.75 ±0.1 1.05 1.27 B 0.05 1) Metal surface min. X = 7.25, Y = 6.9 C 10 ±0.2 C 2.4 0.5 ±0.1 All metal surfaces tin plated, except area of cut. 8.5 1) 2 x 4.4 0...0.15 0...0.3 2.4 A P-TO-220-3-31 (FullPAK) Please refer to mounting instructions (application note AN-TO220-3-31-01) |