データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ELM9727NAA データシート(PDF) 9 Page - ELM Electronics

部品番号 ELM9727NAA
部品情報  CMOS voltage detector IC for battery-operated portable devices
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ELM [ELM Electronics]
ホームページ  http://www.elmelectronics.com
Logo ELM - ELM Electronics

ELM9727NAA データシート(HTML) 9 Page - ELM Electronics

Back Button ELM9727NAA Datasheet HTML 2Page - ELM Electronics ELM9727NAA Datasheet HTML 3Page - ELM Electronics ELM9727NAA Datasheet HTML 4Page - ELM Electronics ELM9727NAA Datasheet HTML 5Page - ELM Electronics ELM9727NAA Datasheet HTML 6Page - ELM Electronics ELM9727NAA Datasheet HTML 7Page - ELM Electronics ELM9727NAA Datasheet HTML 8Page - ELM Electronics ELM9727NAA Datasheet HTML 9Page - ELM Electronics ELM9727NAA Datasheet HTML 10Page - ELM Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
155
■
■
■
■
■
TYPICAL CHARACTERISTICS
●  ELM9711NxA
VOLTAGE DETECTOR ELM97xxxxA
0.2
0.4
0.6
0.8
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
VDS (V)
IOUT - VDS
VDD=1.0V
VDD=0.8V
1
2
3
1
2
3
4
0
VDD (V)
ISS - VDD
80℃
25℃
-30℃
0.6
0.8
1
1.2
1.4
0
0.5
1
1.5
2
VDD (V)
IOUT - VDD
-30℃
25℃
80℃
1
2
3
1
2
3
4
0
VDD (V)
VOUT - VDD
-30℃
25℃
80℃
(3V Pullup 1M Ω)
-20
0
20
40
60
80
1.1
1.2
Top ( ℃)
VDET - Top
VDETN
VDETP
0.001
0.01
0.1
1
0.1
1
10
100
CL (μF)
tPHL,tPLH - VDD
tPHL
tPLH



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com