| データシートサーチシステム |
|
ICS87972DYI データシート(PDF) 12 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS87972DYI データシート(HTML) 12 Page - Integrated Circuit Systems |
|
12 / 14 page ![]() 87972DYI www.icst.com/products/hiperclocks.html REV. A OCTOBER 18, 2002 12 Integrated Circuit Systems, Inc. ICS87972I LOW SKEW, 1-TO-12 LVCMOS CLOCK MULTIPLIER/ZERO DELAY BUFFER TABLE 9. PACKAGE DIMENSIONS Reference Document: JEDEC Publication 95, MS-026 PACKAGE OUTLINE - Y SUFFIX N O I T A I R A V C E D E J S R E T E M I L L I M N I S N O I S N E M I D L L A L O B M Y S C C B M U M I N I ML A N I M O NM U M I X A M N 2 5 A - -- -0 6 . 1 1 A 5 0 . 0- -5 1 . 0 2 A 5 3 . 10 4 . 15 4 . 1 b 2 2 . 02 3 . 08 3 . 0 1 b 2 2 . 00 3 . 03 3 . 0 D C I S A B 0 0 . 2 1 1 D C I S A B 0 0 . 0 1 E C I S A B 0 0 . 2 1 1 E C I S A B 0 0 . 0 1 e C I S A B 5 6 . 0 c c c 5 4 . 0- -0 1 . 0 d d d - -- -3 1 . 0 |