| データシートサーチシステム |
|
RDC5028C データシート(PDF) 19 Page - Aeroflex Circuit Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RDC5028C データシート(HTML) 19 Page - Aeroflex Circuit Technology |
|
19 / 20 page ![]() 19 SCD5028-2 Rev G 5/7/2014 Aeroflex Plainview TABLE II – CORRECTION FACTORS (MINUTES) Angle Correction Factor Angle Correction Factor Angle Correction Factor Angle Correction Factor 0 0.020387 90 0.557245 180 0.018688 270 0.535159 2 2.013632 92 2.253179 182 2.047610 272 2.242985 4 3.864167 94 3.867565 184 3.923629 274 3.864167 6 5.646746 96 5.342640 186 5.679026 276 5.356231 8 5.951268 98 5.370238 188 5.963160 278 5.411012 10 6.097790 100 5.311191 190 6.140263 280 5.360460 12 6.327559 102 4.961630 192 6.050635 282 4.982017 14 5.617827 104 4.284177 194 5.641612 284 4.331747 16 5.106868 106 3.543865 196 5.111965 286 3.572746 18 4.917005 108 3.066884 198 4.923800 288 3.095766 20 5.080516 110 3.004440 200 5.094107 290 3.026526 22 5.374844 112 2.936898 202 5.368048 292 2.981070 24 5.856053 114 2.821787 204 5.533258 294 2.864260 26 5.761329 116 2.789923 206 5.751135 296 2.840891 28 6.313892 118 2.758059 208 5.989399 298 2.836209 30 5.408785 120 2.010951 210 5.400290 300 2.075510 32 4.777203 122 1.092252 212 4.768708 302 1.180596 34 4.060675 124 0.222822 214 4.062374 304 0.317962 36 3.463072 126 -0.47841 216 3.471566 306 -0.38497 38 2.811103 128 -1.18305 218 2.821297 308 -1.06413 40 2.339220 130 -1.69741 220 2.346015 310 -1.58528 42 2.458559 132 -1.73267 222 2.480645 312 -1.58996 44 2.467469 134 -1.81210 224 2.479361 314 -1.67959 46 2.354057 136 -1.95779 226 2.381239 316 -1.83547 48 2.300107 138 -1.98626 228 2.305203 318 -1.86054 50 2.332801 140 -1.87711 230 2.326006 320 -1.75479 52 1.849025 142 -2.40166 232 1.837133 322 -2.29293 54 1.188562 144 -3.07912 234 1.171573 324 -2.97718 56 0.523002 146 -4.01311 236 0.497518 326 -3.61556 58 -0.33114 148 -4.43062 238 -0.34473 328 -4.32699 60 -1.21076 150 -5.13696 240 -1.22435 330 -5.04352 62 -1.92219 152 -5.72437 242 -1.94088 332 -5.62413 64 -1.89799 154 -5.51329 244 -1.92687 334 -5.40795 66 -1.87039 156 -5.30390 246 -1.89418 336 -5.20707 68 -1.94813 158 -5.13530 248 -1.97361 338 -5.06734 70 -2.01057 160 -4.91062 250 -2.02926 340 -4.86136 72 -2.05603 162 -4.76070 252 -2.07132 342 -4.70974 74 -2.50413 164 -4.99474 254 -2.52961 344 -4.92339 76 -3.23255 166 -5.51759 256 -3.26992 346 -5.45983 78 -3.90830 168 -5.92152 258 -3.94058 348 -5.90113 80 -4.26466 170 -6.03663 260 -4.29014 350 -6.02644 82 -4.31011 172 -5.87312 262 -4.32540 352 -5.86972 84 -4.22645 174 -5.57369 264 -4.25703 354 -5.57199 86 -2.72929 176 -3.78432 266 -2.75308 356 -3.78602 88 -1.10131 178 -1.88282 268 -1.11321 358 -1.89811 |