| データシートサーチシステム |
|
UPC832C データシート(PDF) 7 Page - NEC |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPC832C データシート(HTML) 7 Page - NEC |
|
7 / 12 page ![]() µPC832,4062 データ・シート G13980JJ3V0DS00 7 代表的オペアンプの主特性一覧表 分 類 品 名 電源電圧 回路電流 標準スルーレート 入力オフセット電圧 通工用 一般用 (推奨値) ICC(mA) SR(V/μs) VIO(mV) MAX. TYP. MAX. 低ノイズ μPC258 μPC4558 ±4∼±16 5.6 1 ±6 μPC458 μPC4741 ±4∼±16 7 1 ±5 μPC259 μPC4560 ±4∼±16 5.6 2.8 ±6 μPC4570 ±4∼±16 8 7 ±5 μPC4572 ±2∼±7 7 7 ±5 μPC4574 ±4∼±16 12 6 ±5 単電源 μPC1251 μPC358 +3∼+30 1.2 0.3 ±7 μPC451 μPC324 +3∼+30 2 0.3 ±7 μPC452 μPC3403 +3∼+32 7 0.8 ±7 μPC842 μPC4742 +3∼+32 5.5 7 ±5 μPC844 μPC4744 +3∼+32 11 7 ±6 J-FET μPC801 μPC4081 ±5∼±16 2.8 13 ±15 入力 μPC803 μPC4082 ±5∼±16 5.6 13 ±15 μPC804 μPC4084 ±5∼±16 11.2 13 ±15 μPC821 μPC4071 ±5∼±16 2.7 13 ±10 μPC822 μPC4072 ±5∼±16 5 13 ±10 μPC824 μPC4074 ±5∼±16 10 13 ±10 μPC831 μPC4061 ±2∼±16 0.25 3 ±10 μPC832 μPC4062 ±2∼±16 0.5 3 ±10 μPC834 μPC4064 ±2∼±16 1 3 ±10 μPC811 μPC4091 ±5∼±16 3.4 15 ±2.5 μPC812 μPC4092 ±5∼±16 6.8 15 ±3 μPC813 μPC4093 ±5∼±16 3.4 25 ±2.5 μPC814 μPC4094 ±5∼±16 6.8 25 ±3 高精度 μPC354 ±3∼±16 5 0.17 ±0.15 μPC454 ±3∼±16 5 0.17 ±0.15 μPC815 ±3∼±20 4.6 1.6 ±0.06 μPC816 ±3∼±20 4.6 7.6 ±0.06 マイクロパワー μPC802 μPC4250 ±1∼±16 0.1(可変) ∼1 ±6 注意1.表中の値は比較する際の参考データとしてお考えください。なお,品種ごとの詳細な特性については個別の データ・シートを参照してください。 2.オペアンプの選定法の詳細はインフォメーション資料「オペアンプ,コンパレータの選択法」 (G10617J) を 参照してください。 |