| データシートサーチシステム |
|
DMTH6004SCT データシート(PDF) 6 Page - Diodes Incorporated |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DMTH6004SCT データシート(HTML) 6 Page - Diodes Incorporated |
|
6 / 7 page ![]() DMTH6004SCT Document number: DS38012 Rev. 2 - 2 6 of 7 www.diodes.com February 2016 © Diodes Incorporated DMTH6004SCT Package Outline Dimensions Please see http://www.diodes.com/package-outlines.html for the latest version. TO220-3 TO220-3 Dim Min Max A 3.55 4.85 b 0.51 1.14 b1 1.14 1.78 C 0.31 1.14 D 14.20 16.50 D1 5.84 6.86 E 9.70 10.70 e 2.79 2.99 e1 4.83 5.33 F 0.51 1.40 J1 2.03 2.92 L 12.72 14.72 L1 3.66 6.35 P 3.53 4.09 Q 2.54 3.43 All Dimensions in mm A F C D E b e1 b1 D1 Q L1 J1 e ØP |