データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PI3543-00-LGIZ データシート(PDF) 5 Page - Vicor Corporation

部品番号 PI3543-00-LGIZ
部品情報  36 Vin to 60 Vin Cool-Power ZVS Buck Regulator & LED Driver
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VICOR [Vicor Corporation]
ホームページ  http://www.vicorpower.com
Logo VICOR - Vicor Corporation

PI3543-00-LGIZ データシート(HTML) 5 Page - Vicor Corporation

  PI3543-00-LGIZ Datasheet HTML 1Page - Vicor Corporation PI3543-00-LGIZ Datasheet HTML 2Page - Vicor Corporation PI3543-00-LGIZ Datasheet HTML 3Page - Vicor Corporation PI3543-00-LGIZ Datasheet HTML 4Page - Vicor Corporation PI3543-00-LGIZ Datasheet HTML 5Page - Vicor Corporation PI3543-00-LGIZ Datasheet HTML 6Page - Vicor Corporation PI3543-00-LGIZ Datasheet HTML 7Page - Vicor Corporation PI3543-00-LGIZ Datasheet HTML 8Page - Vicor Corporation PI3543-00-LGIZ Datasheet HTML 9Page - Vicor Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 37 page
background image
Cool-Power®
Rev 1.3
vicorpower.com
Page 5 of 37
02/2016
800 927.9474
PI354x-00
Functional Block Diagram
VIN
PGND
SYNCO
PWRGD
Q1
Q2
VCC
EN
SYNCI
TRK
EAO
EAIN
Power
Control
+
-
2μF
VDR
ZVS Control
Digital Parametric Trim
1V
COMP
+
-
100mV
VSP
+
-
VSN
LGH
VDIFF
VS1
VOUT
TESTx
Simplified Block Diagram



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com