| データシートサーチシステム |
|
COP820 データシート(PDF) 3 Page - National Semiconductor (TI) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
COP820 データシート(HTML) 3 Page - National Semiconductor (TI) |
|
3 / 35 page ![]() Connection Diagrams (Continued) COP820CJ/COP840CJ Pin Assignment Port Pin Typ. ALT Function 16-Pin 20-Pin 28-Pin L0 I/O MIWU/CMPOUT 5 7 11 L1 I/O MIWU/CMPIN− 6 8 12 L2 I/O MIWU/CMPIN+ 7 9 13 L3 I/O MIWU 8 10 14 L4 I/O MIWU 9 11 15 L5 I/O MIWU 10 12 16 L6 I/O MIWU 11 13 17 L7 I/O MIWU/MODOUT 12 14 18 G0 I/O INTR 17 25 G1 I/O 18 26 G2 I/O 19 27 G3 I/O TIO 15 20 28 G4 I/O SO 1 1 G5 I/O SK 16 2 2 G6 I SI 133 G7 I CKO 2 4 4 I0 I 7 I1 I 8 I2 I 9 I3 I 10 D0 O 19 D1 O 20 D2 O 21 D3 O 22 V CC 466 GND 13 15 23 CKI 3 5 5 RESET 14 16 24 www.national.com 3 |