| データシートサーチシステム |
|
74LS75 データシート(PDF) 6 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74LS75 データシート(HTML) 6 Page - Texas Instruments |
|
6 / 8 page ![]() TAPE AND REEL INFORMATION *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant SN74LS75DR SOIC D 16 2500 330.0 16.4 6.5 10.3 2.1 8.0 16.0 Q1 SN74LS75NSR SO NS 16 2000 330.0 16.4 8.2 10.5 2.5 12.0 16.0 Q1 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 14-Jul-2012 Pack Materials-Page 1 |