| データシートサーチシステム |
|
LZ データシート(PDF) 2 Page - Sharma Electro Components,Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LZ データシート(HTML) 2 Page - Sharma Electro Components,Inc |
|
2 / 2 page ![]() CASE SIZE (ψDxL(mm)) / MAX PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT (RC(mArms) / 100KHz,105℃) / MAX IMPEDANCE (Z(Ω) / 100KHz,20℃) 6.3 10 16 25 35 SPEC μF ψDxL RC Z ψDxL RC Z ψDxL RC Z ψDxL RC Z ψDxL RC Z 4.7 5x11 100 1.20 10 5x11 120 0.90 22 5x11 170 0.42 33 5x11 180 0.42 47 5x11 150 0.50 5x11 170 0.42 6.3x11 200 0.36 100 5x11 170 0.42 6.3x11 250 0.25 8x11 310 0.22 8x11 400 0.14 220 6.3x11 260 0.22 8x11 400 0.14 8x14 560 0.10 10x12.5 650 0.085 330 6.3x11 250 0.25 8x11 400 0.14 8x14 560 0.10 10x16 820 0.069 10x20 1070 0.044 470 8x11 400 0.14 8x14 560 0.10 10x12.5 680 0.085 10x16 900 0.068 10x25 1110 0.039 1000 8x14 700 0.10 10x16 900 0.068 10x20 1110 0.044 13x20 1200 0.038 13x25 1460 0.029 1200 10x16 810 0.064 10x20 1070 0.044 13x20 1200 0.038 13x25 1460 0.029 13x30 1670 0.025 1500 10x20 1070 0.044 10x25 1110 0.039 13x20 1420 0.036 13x30 1670 0.026 16x32 2150 0.024 2200 10x25 1100 0.042 13x20 1200 0.038 13x25 1670 0.030 13x36 2150 0.022 16x36 2530 0.019 3300 13x20 1250 0.038 13x25 1470 0.030 13x36 1890 0.022 16x36 2270 0.019 18x36 3100 0.016 4700 13x30 1740 0.025 13x36 1890 0.022 16x36 1920 0.019 6800 16x26 1930 0.022 16x36 1920 0.019 10000 16x36 2210 0.019 50 63 100 SPEC μF ψDxL RC Z ψDxL RC Z ψDxL RC Z 4.7 5x11 85 2.00 5x11 90 2.00 5x11 95 2.00 10 5x11 100 1.70 5x11 110 2.00 6.3x11 120 1.00 22 5x11 150 0.70 6.3x11 180 1.00 8x11 220 0.53 33 6.3x11 190 0.65 6.3x11 200 0.90 8x14 260 0.40 47 6.3x11 220 0.52 8x11 260 0.80 10x20 400 0.35 100 8x14 440 0.25 10x15 540 0.30 13x20 720 0.20 220 10x16 530 0.20 10x20 620 0.090 16x26 950 0.070 330 10x25 810 0.072 13x25 990 0.060 16x32 1310 0.050 470 13x20 950 0.065 16x26 1460 0.050 18x32 1650 0.045 1000 16x26 1370 0.039 16x32 1780 0.030 1200 16x32 1630 0.025 1500 16x36 1800 0.025 WV Case Size / Max Ripple Current / Impedance WV Sharma Electrolytic Capacitors Tel: (949)642-7324 SECI Engineers & Buyers' Guide Fax: (949)642-7327 |