| データシートサーチシステム |
|
RB データシート(PDF) 2 Page - Sharma Electro Components,Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RB データシート(HTML) 2 Page - Sharma Electro Components,Inc |
|
2 / 2 page ![]() CASE SIZE (ψDxL(mm)) / MAX PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT (RC(mArms) / 1KH z,85℃) 25 35 50 63 80 100 SPEC μF ψDxL RC ψDxL RC ψDxL RC ψDxL RC ψDxL RC ψDxL RC 1 6.3x11 70 1.5 6.3x11 85 2.2 6.3x11 95 8x11 110 3.3 6.3x11 105 8x11 130 8x11 140 4.7 8x11 145 8x11 155 10x12.5 200 5.6 6.3x11 130 8x11 160 10x12.5 200 10x12.5 215 6.8 8x11 170 8x11 180 10x12.5 220 10x12.5 235 8.2 8x11 185 8x11 195 10x12.5 245 10x15 290 10 6.3x11 170 8x11 205 10x12.5 255 10x12.5 270 10x15 320 15 6.3x11 200 8x11 240 10x12.5 295 10x12.5 310 10x17 390 10x20 445 22 8x11 280 10x12.5 340 10x12.5 360 10x15 420 10x20 505 13x20 625 33 8x11 340 10x12.5 420 10x17 515 10x20 580 13x20 720 13x25 845 47 10x12.5 480 10x15 555 10x20 660 13x20 805 13x25 945 16x26 1155 56 10x12.5 520 10x17 640 13x20 835 13x20 880 13x25 1030 16x26 1260 68 10x15 635 10x17 705 13x20 920 13x25 1070 16x26 1300 16x32 1520 82 10x15 700 10x20 830 13x20 1010 13x25 1175 16x26 1430 16x36 1765 100 10x17 820 13x20 1065 13x25 1230 16x36 1480 16x36 1820 18x36 2080 WV Case Size / Max Ripple Current Sharma Electrolytic Capacitors Tel: (949)642-7324 SECI Engineers & Buyers' Guide Fax: (949)642-7327 |