データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM10520MH/NOPB データシート(PDF) 13 Page - Texas Instruments

部品番号 LM10520MH/NOPB
部品情報  LM10520 Single-Phase Buck Controller for AVS Systems
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI1 [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM10520MH/NOPB データシート(HTML) 13 Page - Texas Instruments

Back Button LM10520MH/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM10520MH/NOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM10520MH/NOPB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM10520MH/NOPB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM10520MH/NOPB Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM10520MH/NOPB Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LM10520MH/NOPB Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LM10520MH/NOPB Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments LM10520MH/NOPB Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 40 page
background image
LM10520
www.ti.com
SNVS638 – NOVEMBER 2010
Table 4. R4 - Device Capability Register
Address
0x04
Type
R/O
Reset Default
8h'02
Bit
Field Name
Description or Comment
7:3
Always read back 0
2:0
Always read back 010, specifying PWI 2.0
Table 5. R9 - IAVS Default Register
Address
0x09
Type
R/W
Reset Default
8h'7F
Bit
Field Name
Description or Comment
7
Sign
Always read back 0.
6:0
IAVS Default
Current Data Code [6:0]
Current (µA)
7h'00
60
7h'xx
Linear Scaling
7h'7F
0 (default)
Table 6. R10 - Ramp Control
Address
0x0A
Type
R/W
Reset Default
8h'9C
Bit
Field Name
Description or Comment
7
Ramp Control Enable
1: Enabled
0: Disabled
6
Not Used
Always read 0
5:3
Ramp Time Step Control
Ramp Time Step Control
Ramp Time Step (µs)
0
0
0
1
0
0
1
2
0
1
0
3
0
1
1
4
1
0
0
6
1
0
1
8
1
1
0
12
1
1
1
16
2:0
Ramp Code Step Control
Ramp Code Step
Rising Step (LSB) Falling Step
(LSB)
0
0
0
1
1
0
0
1
2
1
0
1
0
3
2
0
1
1
4
3
1
0
0
6
4
1
0
1
8
5
1
1
0
12
6
1
1
1
16
8
Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
13
Product Folder Links: LM10520



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com