データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IXYA20N65C3D1 データシート(PDF) 2 Page - IXYS Corporation

部品番号 IXYA20N65C3D1
部品情報  XPTTM 650V IGBT
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IXYS [IXYS Corporation]
ホームページ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXYA20N65C3D1 データシート(HTML) 2 Page - IXYS Corporation

  IXYA20N65C3D1 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXYA20N65C3D1 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXYA20N65C3D1 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXYA20N65C3D1 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXYA20N65C3D1 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXYA20N65C3D1 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation IXYA20N65C3D1 Datasheet HTML 7Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.
IXYA20N65C3D1
IXYP20N65C3D1
IXYS MOSFETs and IGBTs are covered
4,835,592
4,931,844
5,049,961
5,237,481
6,162,665
6,404,065 B1
6,683,344
6,727,585
7,005,734 B2
7,157,338B2
by one or more of the following U.S. patents: 4,860,072
5,017,508
5,063,307
5,381,025
6,259,123 B1
6,534,343
6,710,405 B2 6,759,692
7,063,975 B2
4,881,106
5,034,796
5,187,117
5,486,715
6,306,728 B1
6,583,505
6,710,463
6,771,478 B2 7,071,537
Notes:
1. Pulse test, t
 300μs, duty cycle, d  2%.
2. Switching times & energy losses may increase for higher V
CE(clamp), TJ or RG.
Symbol Test Conditions
Characteristic Values
(T
J = 25°C Unless Otherwise Specified)
Min.
Typ.
Max.
g
fs
I
C = 20A, VCE = 10V, Note 1
7
12
S
C
ies
822
pF
C
oes
V
CE = 25V, VGE = 0V, f = 1MHz
67
pF
C
res
19
pF
Q
g(on)
30
nC
Q
ge
I
C = 20A, VGE = 15V, VCE = 0.5 • VCES
6
nC
Q
gc
15
nC
t
d(on)
19
ns
t
ri
34
ns
E
on
0.43
mJ
t
d(off)
80
ns
t
fi
28
ns
E
off
0.35
0.65
mJ
t
d(on)
18
ns
t
ri
33
ns
E
on
0.70
mJ
t
d(off)
96
ns
t
fi
36
ns
E
off
0.40
mJ
R
thJC
0.65 °C/W
R
thCS
TO-220
0.50
°C/W
Inductive load, T
J = 25°C
I
C = 20A, VGE = 15V
V
CE = 400V, RG = 20
Note 2
Inductive load, T
J = 150°C
I
C = 20A, VGE = 15V
V
CE = 400V, RG = 20
Note 2
Reverse Diode (FRED)
Symbol
Test Conditions
Characteristic Values
(T
J = 25C, Unless Otherwise Specified)
Min.
Typ.
Max.
V
F
I
F = 20A, VGE = 0V, Note 1
2.5
V
T
J = 150C
1.5
V
I
RM
11
A
t
rr
135
ns
R
thJC
1.85 °C/W
I
F = 20A, VGE = 0V,
-di
F/dt = 300A/μs, VR = 400V, TJ = 150°C
Dim.
Millimeter
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.06
4.83
.160
.190
b
0.51
0.99
.020
.039
b2
1.14
1.40
.045
.055
c
0.40
0.74
.016
.029
c2
1.14
1.40
.045
.055
D
8.64
9.65
.340
.380
D1
8.00
8.89
.280
.320
E
9.65
10.41
.380
.405
E1
6.22
8.13
.270
.320
e
2.54
BSC
.100
BSC
L
14.61
15.88
.575
.625
L1
2.29
2.79
.090
.110
L2
1.02
1.40
.040
.055
L3
1.27
1.78
.050
.070
L4
0
0.13
0
.005
TO-263 Outline
1. Gate
2. Collector
3. Emitter
4. Collector
Bottom Side
TO-220 Outline
Pins: 1 - Gate
2,4 - Collector
3 - Emitter



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com